công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPSC8H065BY-TR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPSC8H065BY-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 650 V, 8 A high surge silicon carbide power Schottky diode
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPSC8H065BY-TR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STPSC8H065BY-TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPSC8H065BY-TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPSC8H065BY-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPSC8H065BY-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPSC8H065BY-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPSC8H065BY-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPSC8H065BY-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPSC8H065BY-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPSC8H065BY-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
1.1
Characteristics (curves)
Figure 1. Forward voltage drop versus forward current
(typical values, low level)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VF(V)
IF(A)
Ta = 150 °C
Ta = 175 °C
Ta = 25 °C
Pulse test: tp = 500 µs
Ta = 100 °C
Ta = -40 °C
Figure 2. Forward voltage drop versus forward current
(typical values, high level)
IF(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
VF(V)
Pulse test: tp = 500 µs
Ta = 150 °C
Ta = 175 °C
Ta = 25 °C
Ta = 100 °C
Figure 3. Reverse leakage current versus reverse voltage
applied (typical values)
1.E-02
1.E-01
1.E+00
1.E+01
1.E+02
1.E+03
0
50
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
VR(V)
IR(µA)
Tj = 25 °C
Tj = 150 °C
Tj = 175 °C
Figure 4. Peak forward current versus case temperature
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
25
50
75
100
125
150
175
TC(°C)
IM(A)
T
δ=tp/T
tp
δ = 0.1
δ = 0.3
δ = 0.5
δ = 1
δ = 0.7
Figure 5. Junction capacitance versus reverse voltage
applied (typical values)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
VR(V)
Cj(pF)
F = 1 MHz
VOSC = 30 mVRMS
Tj = 25 °C
Figure 6. Relative variation of thermal impedance junction
to case versus pulse duration
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.E-05
1.E-04
1.E-03
1.E-02
1.E-01
1.E+00
tp(s)
Zth(j-c) /Rth(j-c)
Single pulse
STPSC8H065-Y
Characteristics
DS12495 - Rev 4
page 3/12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com