| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STPS20120C bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS20120C bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 14 page ![]() Package information STPS20120C 8/14 DocID11212 Rev 4 Table 6. I²PAK package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 2.40 2.72 0.094 0.107 b 0.61 0.88 0.024 0.035 b1 1.14 1.70 0.044 0.067 c 0.49 0.70 0.019 0.028 c2 1.23 1.32 0.048 0.052 D 8.95 9.35 0.352 0.368 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.195 0.203 E 10.00 10.40 0.394 0.409 L 13.00 14.00 0.512 0.551 L1 3.50 3.93 0.138 0.155 L2 1.27 1.40 0.050 0.055 |