công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS20170C bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS20170C
Giải thích chi tiết về linh kiện  High voltage power Schottky rectifier
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS20170C bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STPS20170C_V01 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS20170C_V01 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS20170C_V01 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS20170C_V01 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS20170C_V01 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS20170C_V01 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS20170C_V01 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS20170C_V01 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS20170C_V01 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
STPS20170C
Characteristics
DocID10243 Rev 3
5/15
Figure 7: Forward voltage drop versus forward
current (per diode)
Figure 8: Thermal resistance junction to ambient
versus copper surface under tab for D²PAK
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
5
10
15
20
25
30
35
40
SCu(cm²)
Rth(j-a) (°C/W)
Epoxy printed board FR4, eCU= 35 µm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com