công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UCD3138RGCT bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - Texas Instruments

tên linh kiện UCD3138RGCT
Giải thích chi tiết về linh kiện  UCD3138 Highly Integrated Digital Controller for Isolated Power
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

UCD3138RGCT bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - Texas Instruments

Back Button UCD3138RGCT Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments UCD3138RGCT Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments UCD3138RGCT Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments UCD3138RGCT Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments UCD3138RGCT Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments UCD3138RGCT Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments UCD3138RGCT Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments UCD3138RGCT Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments UCD3138RGCT Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 99 page
background image
Table 12-1. Power and Ground Connection Components for UCD3138 and UCD3138064 40 Pin
(continued)
COMPONENT
VALUE
R2
1 Ω
C11
10 µF
C12
10 µF
C13
2.2 µF
Figure 12-10. UCD3138 and UCD3138064 40 Pin
Layout Top Layer
Figure 12-11. UCD3138 and UCD3138064 40 Pin
Layout Internal SGND Layer
UCD3138
SLUSAP2J – MARCH 2012 – REVISED NOVEMBER 2021
www.ti.com
78
Submit Document Feedback
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: UCD3138



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com