công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APT40DR160HJ bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện APT40DR160HJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Full Bridge Power Module
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

APT40DR160HJ bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  APT40DR160HJ Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited APT40DR160HJ Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited APT40DR160HJ Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
ISUM6118
eq APT40DR160HJ
Full Bridge Power Module
www.iscsemi.com
1
DESCRIPTION
·
Planar Double Passivated Chips
·
Low Leakage Current
·
High Current
·
High Blocking Voltage
·
Very Low Stray Inductance
·
Isolated Package (SOT-227)
APPLICATIONS
·
Input Mains Rectifier
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VRSM
Max. non-repetitive reverse blocking voltage,Tj=25℃
1600
V
VRRM
Max. repetitive reverse blocking voltage,Tj=25℃
1600
V
IF
DC Forward Current, TC= 80℃
40
A
IFSM
Non-repetitive forward surge current, t= 10 ms, Tj= 45℃
400
A
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to Case
1.5
℃
/W
Rth j-a
Thermal Resistance,Junction to Ambient
20
℃
/W
TJ
Junction Temperature
-55~150
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-55~150
℃
Visol
Insulation test voltage, t = 1min, 50/60Hz
2500
V
SOT-227 package
1
2
3
4
+
—
~
~


Số phần tương tự - APT40DR160HJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
APT40DR160HJ MICROSEMI-APT40DR160HJ Datasheet
117Kb / 3P
ISOTOP Rectifier diode full bridge Power Module
More results

Mô tả tương tự - APT40DR160HJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Power Technolo...
APTM20HM20FT ADPOW-APTM20HM20FT Datasheet
301Kb / 6P
Full - Bridge MOSFET Power Module
APTM100H45FT3 ADPOW-APTM100H45FT3 Datasheet
320Kb / 6P
Full - Bridge MOSFET Power Module
logo
Microsemi Corporation
APTM20HM20FTG MICROSEMI-APTM20HM20FTG Datasheet
296Kb / 6P
Full - Bridge MOSFET Power Module
APTM50H14FT3G MICROSEMI-APTM50H14FT3G Datasheet
301Kb / 6P
Full - Bridge MOSFET Power Module
APTM50HM65FTG MICROSEMI-APTM50HM65FTG Datasheet
293Kb / 6P
Full - Bridge MOSFET Power Module
APTM100H35FTG MICROSEMI-APTM100H35FTG Datasheet
293Kb / 6P
Full - Bridge MOSFET Power Module
APTM120H29FG MICROSEMI-APTM120H29FG Datasheet
286Kb / 6P
Full - Bridge MOSFET Power Module
APTM120H57FT3G MICROSEMI-APTM120H57FT3G Datasheet
299Kb / 6P
Full - Bridge MOSFET Power Module
APTM60H23FT1G MICROSEMI-APTM60H23FT1G Datasheet
195Kb / 5P
Full - Bridge MOSFET Power Module
logo
Microchip Technology
MSCSM120HM083CAG MICROCHIP-MSCSM120HM083CAG Datasheet
1Mb / 16P
Full Bridge SiC Power Module
A 04/2021
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com