| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS858020 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Integrated Device Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS858020 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Integrated Device Technology |
|
12 / 14 page ![]() 858020AK 12 REV. A DECEMBER 10, 2007 ICS858020 LOW SKEW, 1-TO-4 DIFFERENTIAL-TO-CML FANOUT BUFFER PACKAGE OUTLINE - K SUFFIX FOR 16 LEAD VFQFN TABLE 5. PACKAGE DIMENSIONS Reference Document: JEDEC Publication 95, MO-220 N O I T A I R A V C E D E J S R E T E M I L L I M N I S N O I S N E M I D L L A L O B M Y SM U M I N I MM U M I X A M N 6 1 A 0 8 . 00 . 1 1 A 05 0 . 0 3 A e c n e r e f e R 5 2 . 0 b 8 1 . 00 3 . 0 e C I S A B 0 5 . 0 N D 4 N E 4 D 0 . 3 2 D 5 2 . 05 2 . 1 E 0 . 3 2 E 5 2 . 05 2 . 1 L 0 3 . 00 5 . 0 Top View Index Area D Chamfer 4x 0.6 x 0.6 max OPTIONAL Anvil Singula tion A 0. 08 C C A3 A1 Seating Plane E2 E2 2 L (N -1)x e (R ef.) (Ref.) N & N Even N e D2 2 D2 (Ref.) N& N Odd 1 2 e 2 (Typ.) If N & N are Even (N -1)x e (Re f.) b Thermal Base N OR DE D DE DE E |