công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS200170TV1Y bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS200170TV1Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 170 V, 2 x 100 A, high voltage power Schottky rectifier
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS200170TV1Y bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  STPS200170TV1Y_V01 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS200170TV1Y_V01 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS200170TV1Y_V01 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS200170TV1Y_V01 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS200170TV1Y_V01 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS200170TV1Y_V01 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS200170TV1Y_V01 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS200170TV1Y_V01 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS200170TV1Y_V01 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
A1
K1
A2
K2
ISOTOP
A1
K1
A2
K2
Features
AEC-Q101 qualified
PPAP capable
Operating Tj from -40 °C to +175 °C
Negligible switching losses
Low leakage current
Avalanche rated
Good trade-off between leakage current and forward voltage drop
Insulated package ISOTOP comply with UL1557 insulation:
Insulated voltage: 2500 VRMS sine
ECOPACK2 compliant component
Applications
DC/DC converter, especially in hybrid or electrical vehicles
Secondary rectification
LLC topologies
Phase shift topologies
Description
This high voltage Schottky rectifier is suitable for high frequency switch mode power
supplies.
Packaged in ISOTOP, the STPS200170TV1Y is intended for use in secondary
rectification applications and more precisely in DC/DC converters in hybrid and
electrical vehicles.
Product status link
STPS200170TV1Y
Product summary
Symbol
Value
IF(AV)
2 x 100 A
VRRM
170 V
Tj (max.)
175 °C
VF (typ.)
0.63 V
Automotive 170 V, 2 x 100 A, high voltage power Schottky rectifier
STPS200170TV1Y
Datasheet
DS6744 - Rev 5 - November 2020
For further information contact your local STMicroelectronics sales office.
www.st.com


Số phần tương tự - STPS200170TV1Y_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS200170TV1Y STMICROELECTRONICS-STPS200170TV1Y Datasheet
107Kb / 7P
Automotive high voltage power Schottky rectifier
07-Oct-2011
More results

Mô tả tương tự - STPS200170TV1Y_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS40100HR STMICROELECTRONICS-STPS40100HR Datasheet
82Kb / 9P
Aerospace 2 x 20 A - 100 V Schottky rectifier
26-Mar-2010
STPS3H100UFNY STMICROELECTRONICS-STPS3H100UFNY Datasheet
206Kb / 9P
Automotive 100 V, 3 A power Schottky rectifier
Rev 1 - January 2020
STPS2H100 STMICROELECTRONICS-STPS2H100_V01 Datasheet
410Kb / 19P
100 V, 2 A power Schottky rectifier
October 2019
STPS3170 STMICROELECTRONICS-STPS3170_V01 Datasheet
383Kb / 13P
170 V, 3 A power Schottky rectifier
October 2019
STPS2170 STMICROELECTRONICS-STPS2170_V01 Datasheet
353Kb / 12P
170 V, 2 A power Schottky rectifier
October 2019
STPS40150C-Y STMICROELECTRONICS-STPS40150C-Y Datasheet
233Kb / 9P
Automotive 150 V, 2 x 20 A high voltage power Schottky rectifier
December 2018 Rev 3
STPS61170C-Y STMICROELECTRONICS-STPS61170C-Y Datasheet
216Kb / 9P
Automotive 170 V, dual 30 A lowdrop power Schottky rectifier
20-Nov-2019
STPS80170C-Y STMICROELECTRONICS-STPS80170C-Y Datasheet
218Kb / 9P
Automotive 170 V, 80 A power Schottky rectifier
20-Nov-2019
STPS240H100TV1Y STMICROELECTRONICS-STPS240H100TV1Y Datasheet
180Kb / 8P
Automotive 100 V, 2 x 120 A, power Schottky rectifier
12-Jun-2020
STPST2H100-Y STMICROELECTRONICS-STPST2H100-Y Datasheet
449Kb / 12P
Automotive 100 V - 2 A power Schottky trench rectifier
16-Dec-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com