| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SN74LVC1T45DBVR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SN74LVC1T45DBVR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments |
|
9 / 42 page ![]() 5.10 Operating Characteristics TA = 25°C PARAMETER TEST CONDITIONS VCCA = VCCB = 1.8V VCCA = VCCB = 2.5V VCCA = VCCB = 3.3V VCCA = VCCB = 5V UNIT TYP TYP TYP TYP CpdA (1) A-port input, B-port output CL = 0 pF, f = 10 MHz, tr = tf = 1 ns 3 4 4 4 pF B-port input, A-port output 18 19 20 21 CpdB (1) A-port input, B-port output CL = 0 pF, f = 10 MHz, tr = tf = 1 ns 18 19 20 21 pF B-port input, A-port output 3 4 4 4 (1) Power dissipation capacitance per transceiver www.ti.com SN74LVC1T45 SCES515N – DECEMBER 2003 – REVISED JUNE 2024 Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated Submit Document Feedback 9 Product Folder Links: SN74LVC1T45 |