công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC1G32DBVR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC1G32DBVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC1G32 Single 2-Input Positive-OR Gate
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVC1G32DBVR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SN74LVC1G32DBVR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74LVC1G32DBVR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74LVC1G32DBVR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74LVC1G32DBVR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LVC1G32DBVR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVC1G32DBVR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVC1G32DBVR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC1G32DBVR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC1G32DBVR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 50 page
background image
See mechanical drawings for dimensions.
NC – No internal connection
DBV PACKAGE
(TOP VIEW)
2
5
3
4
Y
1
B
GND
A
V
CC
DCK PACKAGE
(TOP VIEW)
3
4
GND
2
B
Y
1
A
5
V
CC
DRL PACKAGE
(TOP VIEW)
2
B
1
A
3
4
GND
Y
5
V
CC
DRY PACKAGE
(TOP VIEW)
B
NC
A
6
5
4
2
3
GND
Y
V
CC
1
1
5
2
3
A
GND
Y
V
CC
DPW PACKAGE
(TOP VIEW)
B
4
YZP PACKAGE
(BOTTOM VIEW)
2
B
1
A
GND
4
3
Y
5
V
CC
6
5
4
2
3
1
DSF PACKAGE
(TOP VIEW)
B
A
GND
NC
Y
V
CC
4
SN74LVC1G32
SCES219V – APRIL 1999 – REVISED AUGUST 2015
www.ti.com
Product Folder Links: SN74LVC1G32
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1999–2015, Texas Instruments Incorporated
5 Pin Configuration and Functions
Pin Functions
PIN
DESCRIPTION
NAME
DBV, DCK,
DRL, YZP
DRY, DSF
DPW
A
1
1
2
Input
B
2
2
1
Input
GND
3
3
3
Ground
Y
4
4
4
Output
VCC
5
6
5
Power pin
NC
–
5
–
Not connected



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com