công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AXC2T45 bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74AXC2T45
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74AXC2T45 2-Bit Translating Transceiver with Configurable Level-Shifting
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74AXC2T45 bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AXC2T45 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments SN74AXC2T45 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 39 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
0.05 MAX
ALL AROUND
0.05 MIN
ALL AROUND
8X (0.85)
8X (0.3)
6X (0.5)
(3.1)
(R0.05) TYP
VSSOP - 0.9 mm max height
DCU0008A
SMALL OUTLINE PACKAGE
4225266/A 09/2014
NOTES: (continued)
5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 25X
SYMM
SYMM
1
4
5
8
SEE SOLDER MASK
DETAILS
15.000
METAL
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
OPENING
EXPOSED METAL
EXPOSED METAL
SOLDER MASK DETAILS
NON-SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)
SOLDER MASK
DEFINED



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com