| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ETC5067D bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ETC5067D bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 18 page ![]() PLCC20 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 9.78 10.03 0.385 0.395 B 8.89 9.04 0.350 0.356 D 4.2 4.57 0.165 0.180 d1 2.54 0.100 d2 0.56 0.022 E 7.37 8.38 0.290 0.330 e 1.27 0.050 e3 5.08 0.200 F 0.38 0.015 G 0.101 0.004 M 1.27 0.050 M1 1.14 0.045 ETC5064 - ETC5064-X - ETC5067 - ETC5067-X 16/18 |