công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS9LPR501YGLFT bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện ICS9LPR501YGLFT
Giải thích chi tiết về linh kiện  64-pin CK505 w/Fully Integrated Voltage Regulator
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

ICS9LPR501YGLFT bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Integrated Device Technology

Back Button ICS9LPR501YGLFT Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology ICS9LPR501YGLFT Datasheet HTML 9Page - Integrated Device Technology ICS9LPR501YGLFT Datasheet HTML 10Page - Integrated Device Technology ICS9LPR501YGLFT Datasheet HTML 11Page - Integrated Device Technology ICS9LPR501YGLFT Datasheet HTML 12Page - Integrated Device Technology ICS9LPR501YGLFT Datasheet HTML 13Page - Integrated Device Technology ICS9LPR501YGLFT Datasheet HTML 14Page - Integrated Device Technology ICS9LPR501YGLFT Datasheet HTML 15Page - Integrated Device Technology ICS9LPR501YGLFT Datasheet HTML 16Page - Integrated Device Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 22 page
background image
12
Integrated
Circuit
Systems, Inc.
ICS9LPR501
1118F—11/06/07
Table 3: IO_Vout select table
B9b2
B9b1
B9b0
IO_Vout
000
0.3V
001
0.4V
010
0.5V
011
0.6V
100
0.7V
101
0.8V
110
0.9V
111
1.0V
Table 4: Device ID table
00
0
0
00
0
1
00
1
0
00
1
1
01
0
0
01
0
1
01
1
0
01
1
1
10
0
0
10
0
1
10
1
0
10
1
1
11
0
0
11
0
1
11
1
0
11
1
1
B8b7
B8b6
64 pin TSSOP
B8b5
B8b4
Comment
56 pin TSSOP
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com