công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BL-PMRG-GJS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

tên linh kiện BL-PMRG-GJS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bi-Color DOMILED GaP High brightness bi-color surface mount LED.
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BRIGHT [BRIGHT LED ELECTRONICS CORP]
Trang chủ  http://www.brightled.co.kr
Logo BRIGHT - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

BL-PMRG-GJS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

  BL-PMRG-GJS Datasheet HTML 1Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PMRG-GJS Datasheet HTML 2Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PMRG-GJS Datasheet HTML 3Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PMRG-GJS Datasheet HTML 4Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PMRG-GJS Datasheet HTML 5Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
AMERICAN BRIGHT OPTOELECTRONICS CORP.
Bi-Color DOMILED GaP BL-PMxx-GJS Series
V.3 Page: 2 of 5
•
Optical Characteristics:
Chip#1
Chip#2
Chip#1
Chip#2
BL-PMRG-GJS
•
BIN L L
•
BIN L M
•
BIN M L
•
BIN M M
Red
625
Green
570
11.2 … 28.5
11.2 … 18.0
11.2 … 18.0
18.0 … 28.5
18.0 … 28.5
11.2 … 28.5
11.2 … 18.0
18.0 … 28.5
11.2 … 18.0
18.0 … 28.5
BL-PMRY-GJS
•
BIN L L
•
BIN L M
•
BIN M L
•
BIN M M
Red
625
Yellow
587
11.2 … 28.5
11.2 … 18.0
11.2 … 18.0
18.0 … 28.5
18.0 … 28.5
11.2 … 28.5
11.2 … 18.0
18.0 … 28.5
11.2 … 18.0
18.0 … 28.5
BL-PMYG-GJS
•
BIN L L
•
BIN L M
•
BIN M L
•
BIN M M
Yellow
587
Green
570
11.2 … 28.5
11.2 … 18.0
11.2 … 18.0
18.0 … 28.5
18.0 … 28.5
11.2 … 28.5
11.2 … 18.0
11.2 … 18.0
18.0 … 28.5
18.0 … 28.5
Color
Vf at If=20mA
Viewing Angle
Typ.
Max
Red / Green / Yellow
2.2
2.5
120
NOTE:
1.
Luminous intensity is measured with an accuracy of
±11%.
2.
Half group binning for luminous intensity is also available upon request.
Part Number
Color
λ
dom (nm)
Luminous Intensity
@ If = 20mA . Iv ( mcd )



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com