công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVTH574DBR.B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVTH574DBR.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3-V ABT OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVTH574DBR.B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SN74LVTH574DBR.B Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBR.B Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBR.B Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBR.B Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBR.B Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBR.B Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBR.B Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBR.B Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBR.B Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 30 page
background image
SN54LVTH574, SN74LVTH574
3.3-V ABT OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCBS688G − MAY 1997 − REVISED SEPTEMBER 2003
4
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
recommended operating conditions (see Note 5)
SN54LVTH574
SN74LVTH574
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
VCC
Supply voltage
2.7
3.6
2.7
3.6
V
VIH
High-level input voltage
2
2
V
VIL
Low-level input voltage
0.8
0.8
V
VI
Input voltage
5.5
5.5
V
IOH
High-level output current
−24
−32
mA
IOL
Low-level output current
48
64
mA
Δt/Δv
Input transition rise or fall rate
Outputs enabled
10
10
ns/V
Δt/ΔVCC
Power-up ramp rate
200
200
μs/V
TA
Operating free-air temperature
−55
125
−40
85
°C
NOTE 5: All unused control inputs of the device must be held at VCC or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report,
Implications of Slow or Floating CMOS Inputs, literature number SCBA004.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com