công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN54LVTH574 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN54LVTH574
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3-V ABT OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN54LVTH574 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Texas Instruments

Back Button SN54LVTH574 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SN54LVTH574 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN54LVTH574 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN54LVTH574 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN54LVTH574 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN54LVTH574 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SN54LVTH574 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SN54LVTH574 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments SN54LVTH574 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 30 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
0.07 MIN
ALL AROUND
0.07 MAX
ALL AROUND
20X (0.6)
20X (0.24)
14X (0.5)
(2.05)
(3.05)
(4.3)
(0.75) TYP
(1.275)
(3.3)
(0.775)
(R0.05) TYP
(
0.2) TYP
VIA
VQFN - 1 mm max height
RGY0020A
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD
4225320/A 09/2019
SYMM
1
9
10
11
12
2
19
20
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X
21
NOTES: (continued)
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature
number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown
on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED
EXPOSED
METAL
METAL
SOLDER MASK
OPENING
SOLDER MASK DETAILS
NON SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)
EXPOSED
METAL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com