| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L99DZ320TR bảng dữ liệu(PDF) 97 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L99DZ320TR bảng dữ liệu(HTML) 97 Page - STMicroelectronics |
|
97 / 146 page ![]() 6.3 Status register overview Table 74. Global status registers Bit Mode 31 30 29 28 27 26 25 24 GSBN RSTB SPIE PLE FE DE GW FS R Table 75. Status registers overview Addr./ DZ320 CR# Bits 23 22 21 20 19 18 17 16 Mode 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0x01 SR1 MSB TW_CL8 TW_CL7 TW_CL6 TW_CL5 TW_CL4 TW_CL3 TW_CL2 TW_CL1 R - - HB6_LS_SC HB5_LS_SC HB4_LS_SC - - - LSB - - - - - - - - 0x02 SR2 MSB TSD1_CL8 TSD1_CL7 TSD1_CL6 TSD1_CL5 TSD1_CL4 TSD1_CL3 TSD1_CL2 TSD1_CL1 R - - HB6_HS_SC HB5_HS_SC HB4_HS_SC - - - LSB - - - - - - 0x03 SR3 MSB - - - - - - - R - - - - - LSB - - SGNDLOSS IP_SUP_LOW CAN_SUP_LOW - - 0x04 SR4 MSB WD_TIMER_ST ATE_1 WD_TIMER_ST ATE_0 EI2_STATE - - EI1_STATE - - R - - - - - - - - LSB - - - - - - - - 0x05 SR5 MSB - - HS0_OL HS15_OL HS14_OL HS13_OL HS12_OL HS11_OL R - HS9_OL HS8_OL HS7_OL HB6_LS_OL HB6_HS_OL HB5_LS_OL HB5_HS_OL LSB HB4_LS_OL HB4_HS_OL - - - - - - 0x06 SR6 MSB - DSMON_HEAT HS0_OC HS15_OC HS14_OC HS13_OC HS12_OC HS11_OC R - HS9_OC HS8_OC HS7_OC HB6_LS_OC HB6_HS_OC HB5_LS_OC HB5_HS_OC LSB HB4_LS_OC HB4_HS_OC - - - - - - 0x07 SR7 MSB LIN_PERM_DO M LIN_TXD_DOM LIN_PERM_REC CAN_RXD_REC CAN_PERM_RE C CAN_PERM_DO M CAN_TXD_DOM CANTO R |