công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS340UF bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS340UF
Giải thích chi tiết về linh kiện  40 V, 3 A power Schottky rectifier
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS340UF bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button STPS340UF Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS340UF Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPS340UF Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STPS340UF Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STPS340UF Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STPS340UF Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STPS340UF Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STPS340UF Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STPS340UF Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 19 page
background image
Figure 22. Footprint recommendations, dimensions in mm (inches)
5.84
(0.230)
1.20
(0.047)
3.44
(0.136)
1.20
(0.047)
2.07
(0.082)
millimeters
(inches)
STPS340
SMB Flat package information
DS0792 - Rev 13
page 12/19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com