công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHCT240DBR.A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74AHCT240DBR.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SNx4AHCT240 Octal Inverting Buffers/Drivers With Tri-State Outputs
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74AHCT240DBR.A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AHCT240DBR.A Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74AHCT240DBR.A Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74AHCT240DBR.A Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74AHCT240DBR.A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AHCT240DBR.A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AHCT240DBR.A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHCT240DBR.A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHCT240DBR.A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74AHCT240DBR.A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 43 page
background image
over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TA = 25°C
SN54AHCT240
–40°C to 85°C
SN74AHCT240
–40°C to 125°C
SN74AHCT240
UNIT
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
Co
Output
capacitance
VO = VCC or GND
VCC = 5.5 V
3
pF
(1)
On products compliant to MIL-PRF-38535, this parameter is not production tested at VCC = 0 V.
(2)
This is the increase in supply current for each input at one of the specified TTL voltage levels, rather than 0 V or VCC.
SN54AHCT240, SN74AHCT240
SCLS252P – OCTOBER 1995 – REVISED JANUARY 2025
www.ti.com
6
Submit Document Feedback
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: SN54AHCT240 SN74AHCT240



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com