công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ACT74DBR bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74ACT74DBR
Giải thích chi tiết về linh kiện  SNx4ACT74 Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74ACT74DBR bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Texas Instruments

Back Button SN74ACT74DBR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments SN74ACT74DBR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments SN74ACT74DBR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments SN74ACT74DBR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments SN74ACT74DBR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments SN74ACT74DBR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments SN74ACT74DBR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments SN74ACT74DBR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments SN74ACT74DBR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 41 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
0.05 MAX
ALL AROUND
0.05 MIN
ALL AROUND
14X (1.5)
14X (0.45)
12X (0.65)
(5.8)
(R0.05) TYP
TSSOP - 1.2 mm max height
PW0014A
SMALL OUTLINE PACKAGE
4220202/B 12/2023
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X
SYMM
SYMM
1
7
8
14
15.000
METAL
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
OPENING
EXPOSED METAL
EXPOSED METAL
SOLDER MASK DETAILS
NON-SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)
SOLDER MASK
DEFINED



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com