công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ACT74D bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74ACT74D
Giải thích chi tiết về linh kiện  SNx4ACT74 Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74ACT74D bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - Texas Instruments

Back Button SN74ACT74D Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments SN74ACT74D Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments SN74ACT74D Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments SN74ACT74D Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments SN74ACT74D Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments SN74ACT74D Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments SN74ACT74D Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments SN74ACT74D Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments SN74ACT74D Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 41 page
background image
NOTES: (continued)
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature
number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271)
.
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown
on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.
EXAMPLE BOARD LAYOUT
4224636/A 11/2018
www.ti.com
WQFN - 0.8 mm max height
BQA0014A
PLASTIC QUAD FLAT PACK-NO LEAD
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X
(1)
(1.5)
2X (0.5)
8X (0.5)
(2)
2X (0.5)
14X (0.25)
14X (0.6)
(2.3)
(2.8)
(Ø0.2) VIA
TYP
(R0.05) TYP
1
2
6
7
8
9
13
14
0.07 MAX
ALL AROUND
0.07 MIN
ALL AROUND
METAL
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
OPENING
EXPOSED METAL
EXPOSED METAL
NON-SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)
SOLDER MASK
DEFINED



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com