công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REF50XX bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Texas Instruments

tên linh kiện REF50XX
Giải thích chi tiết về linh kiện  REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

REF50XX bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Texas Instruments

Back Button REF50XX Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 52 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
6X 0.65
2X
1.95
8X
0.38
0.25
5.05
4.75
TYP
SEATING
PLANE
0.15
0.05
0.25
GAGE PLANE
0 -8
1.1 MAX
0.23
0.13
B
3.1
2.9
NOTE 4
A
3.1
2.9
NOTE 3
0.7
0.4
VSSOP - 1.1 mm max height
DGK0008A
SMALL OUTLINE PACKAGE
4214862/A 04/2023
1
4
5
8
0.13
C A B
PIN 1 INDEX AREA
SEE DETAIL A
0.1 C
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-187.
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
A 20
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 4.000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com