công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M41T00M6F bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M41T00M6F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Serial real-time clock
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41T00M6F bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - STMicroelectronics

Back Button M41T00M6F Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M41T00M6F Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M41T00M6F Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics M41T00M6F Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics M41T00M6F Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics M41T00M6F Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics M41T00M6F Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics M41T00M6F Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics M41T00M6F Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 25 page
background image
Package information
M41T00
22/25
DocID6100 Rev 10
Table 11. SO8 – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, package mechanical data
Symbol
millimeters
inches
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
1.75
0.069
A1
0.10
0.25
0.004
0.010
A2
1.25
0.049
b
0.31
0.51
0.012
0.020
c
0.17
0.25
0.007
0.010
ccc
0.10
0.004
D
4.80
4.90
5.00
0.189
0.193
0.197
E
5.80
6.00
6.20
0.228
0.236
0.244
E1
3.80
3.90
4.00
0.150
0.154
0.157
e
–
1.27
–
–
0.050
–
h
0.25
0.50
0.010
0.020
k0
8
0
8
L
0.40
1.27
0.016
0.050
L1
1.04
0.041



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25