| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M41ST85WMX6E bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M41ST85WMX6E bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - STMicroelectronics |
|
38 / 43 page ![]() Package mechanical data M41ST85W 38/43 DocID7531 Rev 12 Figure 25. Carrier tape for SOH28 and SOX28 package T K 0 P 1 A 0 B 0 P 2 P 0 CENTER LINES OF CAVITY W E F D TOP COVER TAPE USER DIRECTION OF FEED AM03073v1 Table 18. Carrier tape dimensions for SOH28 and SOX28 packages Package W D E P0 P2 F A0 B0 K0 P1 T Unit Bulk Qty SOH28 24.00 ±0.30 1.50 +0.10/ –0.00 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.10 11.50 ±0.10 12.90 ±0.10 18.70 ±0.10 3.20 ±0.10 16.00 ±0.10 0.30 ±0.05 mm 936 SOX28 24.00 ±0.30 1.50 +0.10/ –0.00 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.10 11.50 ±0.10 12.70 ±0.10 18.20 ±0.10 3.20 ±0.10 16.00 ±0.10 0.30 ±0.05 mm 1000 |