| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M41ST87W bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M41ST87W bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - STMicroelectronics |
|
48 / 54 page ![]() Package information M41ST87W 48/54 DocID9497 Rev 11 6.2 SSOP20 package information Figure 30: SSOP20 – 20-lead, shrink, small outline package outline Table 23: SSOP20 – 20-lead, shrink, small outline package mechanical data Sym mm in Min Typ Max Min Typ Max A 2.000 0.079 A1 0.050 0.002 A2 1.650 1.750 1.850 0.065 0.069 0.073 b 0.220 0.380 0.009 0.015 c 0.090 0.250 0.004 0.010 D 6.900 7.200 7.500 0.272 0.283 0.295 E 7.400 7.800 8.200 0.291 0.307 0.323 E1 5.000 5.300 5.600 0.197 0.209 0.220 e 0.650 0.026 L 0.550 0.750 0.950 0.022 0.030 0.037 L1 1.250 0.049 k 0d 4d 8d 0d 4d 8d ddd 0.100 0.004 0061436_C |