| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PCM2903CDB.B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCM2903CDB.B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments |
|
3 / 36 page ![]() PCM2903C www.ti.com SBFS038A – JUNE 2012 – REVISED SEPTEMBER 2015 5 Device Comparison Table PCM2900C PCM2902C PCM2903C PCM2906C Supply Voltage 5 V (Bus-Powered) 5 V (Bus-Powered) 3.3 V (Self-Powered) 5 V (Bus-Powered) Additional Features — S/PDIF I/O S/PDIF I/O S/PDIF I/O 500 mA Max Power Configuration Copyright © 2012–2015, Texas Instruments Incorporated Submit Documentation Feedback 3 Product Folder Links: PCM2903C |