công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCF8574ADWR bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCF8574ADWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCF8574A Remote 8-Bit I/O Expander for I2C Bus
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

PCF8574ADWR bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Texas Instruments

Back Button PCF8574ADWR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments PCF8574ADWR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments PCF8574ADWR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments PCF8574ADWR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments PCF8574ADWR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments PCF8574ADWR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments PCF8574ADWR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments PCF8574ADWR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments PCF8574ADWR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 39 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
20X (0.6)
20X (0.24)
14X (0.5)
(3.3)
(4.3)
4X (0.92)
(0.77)
(0.75)
TYP
(R0.05) TYP
4X
(1.33)
(0.56)
VQFN - 1 mm max height
RGY0020A
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD
4225320/A 09/2019
NOTES: (continued)
6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
21
1
9
10
11
12
2
19
20
SYMM
TYP
METAL
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
EXPOSED PAD 21
78% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
SCALE:20X
SYMM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com