công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

33-01-R5C-AQSC bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

tên linh kiện 33-01-R5C-AQSC
Giải thích chi tiết về linh kiện  3mm POWER LED
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

33-01-R5C-AQSC bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  33-01-R5C-AQSC Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd 33-01-R5C-AQSC Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd 33-01-R5C-AQSC Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd 33-01-R5C-AQSC Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd 33-01-R5C-AQSC Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd 33-01-R5C-AQSC Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Technical Data Sheet
3mm POWER LED
33-01/R5C-AQSC
Everlight Electronics Co., Ltd.
http:\\www.everlight.com
Rev. 1
Page: 5 of 6
Device number:DLE-303-008
Established date: 05-16-2007
Established by: Jim Lin
Packing Quantity Specification
(1) 60 pcs/1 tube, 30 tubes/1 small inside box, 12 small inside boxes/1 outside box
(2) 60 pcs/1 tube, 105 tubes/1 big inside box, 4 big inside boxes/1 outside box
Label Form Specification
(1)Tube Label Form
(2)Box Label Form
PART NO: Everlgiht’s Production Number
QTY: Packing Quantity
LOT NO: Lot Number
CAT: Ranks of Forward Voltage, Dominant Wavelength and Total Flux
CPN: Customer’s Production Number
P/N : Production Number
HUE: Reference
REF: Reference
MADE IN TAIWAN: Production Place
CPN:
P/N:
EVERLIGHT
33-01/R5C-AQSC
QTY:
MADE IN TAIWAN
CAT:
HUE:
REF:
LOT NO:
RoHS
PART NO: 33-01/R5C-AQSC
QTY: 60
LOT NO:
CAT:



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com