công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3MS5 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Multicomp Pro

tên linh kiện 3MS5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rocker and Paddle Switches
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro

3MS5 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Multicomp Pro

  3MS5 Datasheet HTML 1Page - Multicomp Pro 3MS5 Datasheet HTML 2Page - Multicomp Pro 3MS5 Datasheet HTML 3Page - Multicomp Pro 3MS5 Datasheet HTML 4Page - Multicomp Pro  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Page <3>
V1.0
04/05/20
Rocker and Paddle Switches
Newark.com/multicomp-pro
Farnell.com/multicomp-pro
Element14.com/multicomp-pro
Actuator Options for Panel Mount Only
R2
Termination Options
Dimensions : Millimetres (Inches)
Soldering Processes
Manual soldering
: Use soldering iron of 30 watts, controlled at 350°C approximately 5 seconds while applying solder
Wave soldering
: Recommended soldering temperature
: 260 ±5°C
Duration of solder immersion
: 5 ±1 seconds (PCB is 1.6 mm in thickness)
Soldering
: Vapour phase
Temperature Profile
Zone
Room Temperature
(°C)
Time
(Seconds)
Pre-heat (A)
150
Minimum 120
Soak (B)
180 to 200
Minimum 150
Peak (C)
200 to 235
Minimum 30
Peak (D)
235 to 260
Minimum 40
Peak (E)
260
Maximum 10



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com