công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F031C4Y7TR bảng dữ liệu(PDF) 90 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F031C4Y7TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU with up to 32 Kbyte Flash, 9 timers, ADC and communication interfaces, 2.0 - 3.6 V
PDF  106 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F031C4Y7TR bảng dữ liệu(HTML) 90 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F031C4Y7TR Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32F031C4Y7TR Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32F031C4Y7TR Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32F031C4Y7TR Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32F031C4Y7TR Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32F031C4Y7TR Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32F031C4Y7TR Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32F031C4Y7TR Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32F031C4Y7TR Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 90 / 106 page
background image
Package information
STM32F031x4 STM32F031x6
90/106
DocID025743 Rev 6
7.4
UFQFPN28 package information
UFQFPN28 is a 28-lead, 4x4 mm, 0.5 mm pitch, ultra-thin fine-pitch quad flat package.
Figure 40. UFQFPN28 package outline
1. Drawing is not to scale.
Table 64. UFQFPN28 package mechanical data(1)
Symbol
millimeters
inches
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.500
0.550
0.600
0.0197
0.0217
0.0236
A1
-
0.000
0.050
-
0.0000
0.0020
D
3.900
4.000
4.100
0.1535
0.1575
0.1614
D1
2.900
3.000
3.100
0.1142
0.1181
0.1220
E
3.900
4.000
4.100
0.1535
0.1575
0.1614
E1
2.900
3.000
3.100
0.1142
0.1181
0.1220
L
0.300
0.400
0.500
0.0118
0.0157
0.0197
L1
0.250
0.350
0.450
0.0098
0.0138
0.0177
T
-
0.152
-
-
0.0060
-
b
0.200
0.250
0.300
0.0079
0.0098
0.0118
e
-
0.500
-
-
0.0197
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com