công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F031C6P7TR bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F031C6P7TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU with up to 32 Kbyte Flash, 9 timers, ADC and communication interfaces, 2.0 - 3.6 V
PDF  106 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F031C6P7TR bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F031C6P7TR Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics STM32F031C6P7TR Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics STM32F031C6P7TR Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics STM32F031C6P7TR Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics STM32F031C6P7TR Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics STM32F031C6P7TR Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STM32F031C6P7TR Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM32F031C6P7TR Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STM32F031C6P7TR Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 106 page
background image
Electrical characteristics
STM32F031x4 STM32F031x6
52/106
DocID025743 Rev 6
APB
APB-Bridge (2)
2.6
µA/MHz
SYSCFG
1.7
ADC (3)
4.2
TIM1
17.1
SPI1
9.6
USART1
17.4
TIM16
8.2
TIM17
8.0
DBG (MCU Debug Support)
0.5
TIM2
17.4
TIM3
12.8
TIM14
6.0
WWDG
1.5
I2C1
5.1
PWR
1.2
All APB peripherals
110.9
1.
The BusMatrix automatically is active when at least one master is ON (CPU or DMA1).
2.
The APBx Bridge is automatically active when at least one peripheral is ON on the same Bus.
3.
The power consumption of the analog part (IDDA) of peripherals such as ADC is not included. Refer to the
tables of characteristics in the subsequent sections.
Table 29. Peripheral current consumption (continued)
Peripheral
Typical consumption at 25 °C
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com