công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP5569ARTWR.A bảng dữ liệu(PDF) 88 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LP5569ARTWR.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LP5569 Nine-Channel I2C RGB LED Driver With Engine Control and Charge Pump
PDF  93 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LP5569ARTWR.A bảng dữ liệu(HTML) 88 Page - Texas Instruments

Back Button LP5569ARTWR.A Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments LP5569ARTWR.A Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments LP5569ARTWR.A Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments LP5569ARTWR.A Datasheet HTML 87Page - Texas Instruments LP5569ARTWR.A Datasheet HTML 88Page - Texas Instruments LP5569ARTWR.A Datasheet HTML 89Page - Texas Instruments LP5569ARTWR.A Datasheet HTML 90Page - Texas Instruments LP5569ARTWR.A Datasheet HTML 91Page - Texas Instruments LP5569ARTWR.A Datasheet HTML 92Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 88 / 93 page
background image
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
18-Jun-2025
TAPE AND REEL INFORMATION
Reel Width (W1)
REEL DIMENSIONS
A0
B0
K0
W
Dimension designed to accommodate the component length
Dimension designed to accommodate the component thickness
Overall width of the carrier tape
Pitch between successive cavity centers
Dimension designed to accommodate the component width
TAPE DIMENSIONS
K0
P1
B0 W
A0
Cavity
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE
Pocket Quadrants
Sprocket Holes
Q1
Q1
Q2
Q2
Q3
Q3
Q4
Q4
User Direction of Feed
P1
Reel
Diameter
*All dimensions are nominal
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
LP5569ARTWR
WQFN
RTW
24
3000
330.0
12.4
4.25
4.25
1.15
8.0
12.0
Q2
LP5569ARTWRG4
WQFN
RTW
24
3000
330.0
12.4
4.25
4.25
1.15
8.0
12.0
Q2
LP5569RTWR
WQFN
RTW
24
3000
330.0
12.4
4.25
4.25
1.15
8.0
12.0
Q2
LP5569RTWRG4
WQFN
RTW
24
3000
330.0
12.4
4.25
4.25
1.15
8.0
12.0
Q2
Pack Materials-Page 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com