công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M74HC42 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M74HC42
Giải thích chi tiết về linh kiện  BCD to decimal decoder
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HC42 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button M74HC42 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HC42 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HC42 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HC42 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HC42 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M74HC42 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M74HC42 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics M74HC42 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M74HC42 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
Package information
M74HC42
10/12
DocID1973 Rev 2
Figure 6. SO-16 package outline
Table 9. SO-16 package mechanical data
Symbol
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
1.75
0.069
A1
0.10
0.25
0.004
0.010
A2
1.25
0.049
b
0.31
0.51
0.012
0.020
c
0.17
0.25
0.007
0.010
D
9.80
9.90
10.00
0.386
0.390
0.394
E
5.80
6.00
6.20
0.228
0.236
0.244
E1
3.80
3.90
4.00
0.150
0.154
0.157
e
1.27
0.050
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.40
1.27
0.016
0.050
k
08
ccc
0.10
0.004
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12