| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M41T83RMY6F bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M41T83RMY6F bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - STMicroelectronics |
|
59 / 64 page ![]() DocID012578 Rev 19 59/64 M41T82, M41T83 Package mechanical data 6.2 SOX18 package information Figure 33. SOX18 – 18-lead plastic small outline, 300 mils, embedded crystal package outline Note: Drawing is not to scale. 7163642_D Table 27. SOX18 – 18-lead plastic small outline, 300 mils, embedded crystal, package mechanical data Symbol mm inches Min Typ Max Min Typ Max A 2.44 2.57 2.69 0.096 0.101 0.106 A1 0.15 0.23 0.31 0.006 0.009 0.012 A2 2.29 2.34 2.39 0.090 0.092 0.094 B 0.41 0.46 0.51 0.016 0.018 0.020 c 0.20 0.25 0.31 0.008 0.010 0.012 D 11.56 11.61 11.66 0.455 0.457 0.459 E 7.57 7.62 7.67 0.298 0.300 0.302 E1 10.16 10.34 10.52 0.400 0.407 0.414 e – 1.27 – – 0.050 – L 0.51 0.66 0.81 0.020 0.026 0.032 |