công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AFII-LC-0049 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Abracon Corporation

tên linh kiện AFII-LC-0049
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD UWB High Rejection Band Pass Filter
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation

AFII-LC-0049 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Abracon Corporation

  AFII-LC-0049 Datasheet HTML 1Page - Abracon Corporation AFII-LC-0049 Datasheet HTML 2Page - Abracon Corporation AFII-LC-0049 Datasheet HTML 3Page - Abracon Corporation AFII-LC-0049 Datasheet HTML 4Page - Abracon Corporation AFII-LC-0049 Datasheet HTML 5Page - Abracon Corporation AFII-LC-0049 Datasheet HTML 6Page - Abracon Corporation AFII-LC-0049 Datasheet HTML 7Page - Abracon Corporation AFII-LC-0049 Datasheet HTML 8Page - Abracon Corporation AFII-LC-0049 Datasheet HTML 9Page - Abracon Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
ABRACON IS
ISO9001-2015
CERTIFIED
Hidden Creek Ln Spicewood TX 78669
5101
Phone: 512-371-6159 | Fax: 512-351-8858
REVISED: 11-25-24
For terms and conditions of sales, please visit:
www.abracon.com
SMD UWB High Rejection Band Pass Filter
AFII-LC-0049
2.0 x 1.25 x 0.95 mm
RoHS Compliant
MSL Level = N/A
Request Samples
Check Inventory
Product Image
• Supports UWB channels 5-8
• Compact in Size 2.0 x 1.25 x 0.95 mm
• Single-Ended Input and Output
• Excellent Selectivity with High Out-of-Band Rejection
• 50-ohm Characteristic Impedance
• RoHS Compliant
• UWB (Ultra-Wide Band)
• Secure Car Access
• Item Tracking
• Indoor Navigation
• Hands-Free Payment
• Smart Access
• Object Detection
Applications
Features


Số phần tương tự - AFII-LC-0049

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Abracon Corporation
AFII-LC-0049-Q ABRACON-AFII-LC-0049-Q Datasheet
714Kb / 10P
AEC-Q200 High Rejection UWB Band Pass Ceramic Filter
11-25-24
AFII-LC-0049-Q-EVB ABRACON-AFII-LC-0049-Q-EVB Datasheet
714Kb / 10P
AEC-Q200 High Rejection UWB Band Pass Ceramic Filter
11-25-24
More results

Mô tả tương tự - AFII-LC-0049

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Johanson Technology Inc...
3480BP39A0140 JOHANSON-3480BP39A0140 Datasheet
125Kb / 2P
3.48 GHz Band Pass Filter (UWB High Rejection BPF)
5130BP18U4060 JOHANSON-5130BP18U4060 Datasheet
130Kb / 2P
UWB (3.1 - 7.16 GHz) Band Pass Filter
4020BP39A0160 JOHANSON-4020BP39A0160 Datasheet
126Kb / 2P
4.02 GHz Band Pass Filter (UWB High Rejection BPF)
4560BP39A0180 JOHANSON-4560BP39A0180 Datasheet
133Kb / 2P
4.56 GHz Band Pass Filter (UWB High Rejection BPF)
logo
TDK Electronics
DEA453960BT-3002B1 TDK-DEA453960BT-3002B1 Datasheet
57Kb / 3P
TDK/Band Pass Filter for UWB
logo
Abracon Corporation
ADFC15-245000-A-T ABRACON-ADFC15-245000-A-T Datasheet
834Kb / 2P
SMD 2.45GHz Dielectric Band Pass Filter
12.03.12
ADFC15-2450-00-A-T ABRACON-ADFC15-2450-00-A-T Datasheet
834Kb / 2P
SMD 2.45GHz Dielectric Band Pass Filter
12.03.12
logo
Johanson Technology Inc...
5235CR45A0180 JOHANSON-5235CR45A0180 Datasheet
198Kb / 5P
5.24GHz High Rejection UNII-low Band Pass Filter
5697CR45A0360 JOHANSON-5697CR45A0360 Datasheet
186Kb / 5P
5.67GHz High Rejection UNII-High, Band Pass Filter
6120BP39A0240 JOHANSON-6120BP39A0240 Datasheet
127Kb / 2P
6.12 GHz Band Pass Filter (UWB High Rejection BPF)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com