| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74LVC1G99DP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74LVC1G99DP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
6 / 26 page ![]() 74LVC1G99_1 © NXP B.V. 2008. All rights reserved. Product data sheet Rev. 01 — 3 January 2008 6 of 26 NXP Semiconductors 74LVC1G99 Ultra-configurable multiple function gate; 3-state 7.3 3-state inverter functions available [1] H = HIGH voltage level; L = LOW voltage level. X = don’t care. 7.4 3-state multiplexer functions available [1] H = HIGH voltage level; L = LOW voltage level. Table 7. Function table [1] See Figure 6. Function Input OE A B C D 3-state inverter L input H or L L H L X input H H L L H input H L H L input L L H H or L L input L H or L H H input L H H H or L input Fig 6. 3-state inverter function 001aah327 OE input Y Table 8. Function table [1] See Figure 7. Function Input OE A B C D 3-state 2-input multiplexer L input 1 input 2 input 1 or input 2 L L input 2 input 1 input 2 or input 1 L L input 1 input 2 input 1 or input 2 H L input 2 input 1 input 2 or input 1 H Fig 7. 3-state 2-input multiplexer function OE input 1 input 2 A/B Y OE input 1 001aah328 input 2 A/B Y |