| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L443VCI6 bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L443VCI6 bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - STMicroelectronics |
|
85 / 215 page ![]() DS11421 Rev 4 85/215 STM32L443CC STM32L443RC STM32L443VC Memory mapping 86 APB2 0x4001 5800 - 0x4001 FFFF 42 KB Reserved 0x4001 5400 - 0x4000 57FF 1 KB SAI1 0x4001 4800 - 0x4000 53FF 3 KB Reserved 0x4001 4400 - 0x4001 47FF 1 KB TIM16 0x4001 4000 - 0x4001 43FF 1 KB TIM15 0x4001 3C00 - 0x4001 3FFF 1 KB Reserved 0x4001 3800 - 0x4001 3BFF 1 KB USART1 0x4001 3400 - 0x4001 37FF 1 KB Reserved 0x4001 3000 - 0x4001 33FF 1 KB SPI1 0x4001 2C00 - 0x4001 2FFF 1 KB TIM1 APB2 0x4001 2800 - 0x4001 2BFF 1 KB SDMMC1 0x4001 2000 - 0x4001 27FF 2 KB Reserved 0x4001 1C00 - 0x4001 1FFF 1 KB FIREWALL 0x4001 0800- 0x4001 1BFF 5 KB Reserved 0x4001 0400 - 0x4001 07FF 1 KB EXTI 0x4001 0200 - 0x4001 03FF 1 KB COMP 0x4001 0030 - 0x4001 01FF VREFBUF 0x4001 0000 - 0x4001 002F SYSCFG Table 17. STM32L443xx memory map and peripheral register boundary addresses(1) (continued) Bus Boundary address Size(bytes) Peripheral |