công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 132 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L443VCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 256KB Flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, analog, audio, AES
PDF  215 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 132 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 128Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 129Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 130Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 131Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 132Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 133Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 134Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 135Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 136Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 132 / 215 page
background image
Electrical characteristics
STM32L443CC STM32L443RC STM32L443VC
132/215
DS11421 Rev 4
Figure 26. HSI48 frequency versus temperature
Low-speed internal (LSI) RC oscillator
NT jitter
Next transition jitter
Accumulated jitter on 28 cycles(4)
--
+/-0.15(2)
-ns
PT jitter
Paired transition jitter
Accumulated jitter on 56 cycles(4)
--
+/-0.25(2)
-ns
1. VDD = 3 V, TA = –40 to 125°C unless otherwise specified.
2. Guaranteed by design.
3. Guaranteed by characterization results.
4. Jitter measurement are performed without clock source activated in parallel.
Table 49. HSI48 oscillator characteristics(1) (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Table 50. LSI oscillator characteristics(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max Unit
fLSI
LSI Frequency
VDD = 3.0 V, TA = 30 °C
31.04
-
32.96
kHz
VDD = 1.62 to 3.6 V, TA = -40 to 125 °C
29.5
-
34
tSU(LSI)(2)
LSI oscillator start-
up time
--
80
130
μs
tSTAB(LSI)(2)
LSI oscillator
stabilization time
5% of final frequency
-
125
180
μs
IDD(LSI)(2)
LSI oscillator power
consumption
--
110
180
nA
1. Guaranteed by characterization results.
2. Guaranteed by design.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com