công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 122 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L443VCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 256KB Flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, analog, audio, AES
PDF  215 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 122 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 118Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 122Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 123Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 125Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 126Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 122 / 215 page
background image
Electrical characteristics
STM32L443CC STM32L443RC STM32L443VC
122/215
DS11421 Rev 4
Low-speed external user clock generated from an external source
In bypass mode the LSE oscillator is switched off and the input pin is a standard GPIO.
The external clock signal has to respect the I/O characteristics in Section 6.3.14. However,
the recommended clock input waveform is shown in Figure 21.
Figure 21. Low-speed external clock source AC timing diagram
Table 44. Low-speed external user clock characteristics(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fLSE_ext User external clock source frequency
-
-
32.768
1000
kHz
VLSEH OSC32_IN input pin high level voltage
-
0.7 VDDIOx
-VDDIOx
V
VLSEL
OSC32_IN input pin low level voltage
-
VSS
-0.3 VDDIOx
tw(LSEH)
tw(LSEL)
OSC32_IN high or low time
-
250
-
-
ns
1. Guaranteed by design.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com