công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 106 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L443VCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 256KB Flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, analog, audio, AES
PDF  215 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 106 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 108Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 109Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 110Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 106 / 215 page
background image
IDD_ALL
(Stop 2 with
RTC)
Supply current in
Stop 2 mode,
RTC enabled
RTC clocked by LSI,
LCD disabled
1.8 V
1.3
2.82
9.02
20.1
43.6
2.5
6.2
21.6
51.3
116.3
µA
2.4 V
1.39
2.95
9.24
20.5
44.6
2.8
6.4
22.3
52.8
120.0
3 V
1.5
3.11
9.55
21.1
45.8
3.0
6.8
23.0
54.5
123.8
3.6 V
1.76
3.42
10.1
22.1
47.8
3.3
7.2
24.1
56.7
128.7
RTC clocked by LSI,
LCD enabled(2)
1.8 V
1.41
2.96
9.13
20.1
43.3
2.8
6.4
22.1
52.0
117.6
2.4 V
1.49
3.08
9.35
20.5
44.2
3.0
6.7
22.8
53.5
121.2
3 V
1.61
3.25
9.41
20.5
45.6
3.2
7.1
23.5
55.2
125.1
3.6 V
1.91
3.63
10.3
22.3
48.1
3.5
7.5
24.6
57.5
130.0
(3)
RTC clocked by LSE
bypassed at
32768Hz,LCD disabled
1.8 V
1.36
2.9
9.1
20.1
43.7
-
-
-
-
-
2.4 V
1.48
3.09
9.44
20.8
45
-
-
-
-
-
3 V
1.83
3.67
10.4
22.3
47.3
-
-
-
-
-
3.6 V
3.58
6.17
13.9
26.6
53
-
-
-
-
-
RTC clocked by LSE
quartz(4)
in low drive mode,
LCD disabled
1.8 V
1.28
2.81
9.13
20.8
-
-
-
-
-
-
2.4 V
1.39
2.93
9.34
21.3
-
-
-
-
-
-
3 V
1.59
3.1
9.64
21.8
-
-
-
-
-
-
3.6 V
1.86
3.45
10.2
22.8
-
-
-
-
-
-
IDD_ALL
(wakeup from
Stop2)
Supply current
during wakeup
from Stop 2
mode
Wakeup clock is
MSI = 48 MHz,
voltage Range 1.
See (5).
3 V
1.85
-
-
-
-
-
--
--
mA
Wakeup clock is
MSI = 4 MHz,
voltage Range 2.
See (5).
3 V
1.52
-
-
-
-
-
--
--
Wakeup clock is
HSI16 = 16 MHz,
voltage Range 1.
See (5).
3 V
1.54
-
-
-
-
-
--
--
Table 33. Current consumption in Stop 2 mode (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
TYP
MAX(1)
Unit
-VDD 25 °C 55 °C 85 °C 105 °C 125 °C 25 °C 55 °C
85 °C 105 °C 125 °C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com