| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA1095 bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA1095 bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 127 page ![]() DS13319 Rev 2 43/127 STA108x, STA109x Signal description 126 GPIO33 M2 SPI1_SCK EFT1_OCMP0 UART3_RX ETM_D15 GPIO34 B4 I2C1_SDA UART1_TX EFT1_ICAP0 - GPIO35 B3 I2C1_SCL UART1_RX EFT1_ICAP1 - GPIO36 T17 UART1_TX SDMMC0_DATA_4 SDMMC1_DATA_4 - GPIO37 T16 UART1_RX SDMMC0_DATA_5 SDMMC1_DATA_5 - GPIO38 T18 UART2_RX SDMMC0_DATA_6 SDMMC1_DATA_6 - GPIO39 R19 UART2_TX SDMMC0_DATA_7 SDMMC1_DATA_7 - GPIO40 B1 UART3_RX UART1_CTS EFT2_ICAP0 - GPIO41 A2 UART3_TX UART1_RTS EFT2_ICAP1 - GPIO42 A3 I2C1_SDA EFT0_OCMP0 EFT0_ICAP0 - GPIO43 A4 I2C1_SCL EFT0_OCMP1 EFT0_ICAP1 - GPIO44 B5 EFT2_ICAP0 EFT2_OCMP0 EFT2_EXTCK - GPIO45 C4 I2C2_SDA SDMMC0_DAT0_DIR CD_SS_MON_0 - GPIO46 D5 I2C2_SCL SDMMC0_DAT31_DIR - - GPIO47 E3 FSMC_SMADQ_9 - SDMMC1_CMDDIR - GPIO48 E4 FSMC_SMADQ_8 - SDMMC1_DAT31_DIR - GPIO49 F5 FSMC_SMAD25 CLKOUT1 SDMMC1_DAT2_DIR - GPIO50 V8 SDRAM_BA_1 FSMC_SMAD12 - - GPIO51 W7 SDRAM_BA_0 FSMC_SMAD11 - - GPIO52 W14 SDRAM_Add_12 FSMC_SMADQ_3 - - GPIO53 V14 SDRAM_Add_11 FSMC_SMADQ_4 - - GPIO54 W8 SDRAM_Add_10 FSMC_SMAD13 - - GPIO55 W13 SDRAM_Add_9 FSMC_SMADQ_5 - - GPIO56 V13 SDRAM_Add_8 FSMC_SMADQ_6 - - GPIO57 W12 SDRAM_Add_7 FSMC_SMADQ_7 - - GPIO58 V12 SDRAM_Add_6 FSMC_SMAD16/CLE - - GPIO59 W11 SDRAM_Add_5 FSMC_SMAD17/ALE - - GPIO60 V11 SDRAM_Add_4 FSMC_SMAD18 - - GPIO61 W10 SDRAM_Add_3 FSMC_SMAD23 FSMC_SMADQ_13 - GPIO62 V10 SDRAM_Add_2 FSMC_SMAD22 FSMC_SMADQ_12 - GPIO63 W9 SDRAM_Add_1 FSMC_SMAD15 - - GPIO64 V9 SDRAM_Add_0 FSMC_SMAD14 - - GPIO65 V18 SDRAM_Data_15 FSMC_SMAD25 FSMC_SMADQ_15 - GPIO66 V19 SDRAM_Data_14 FSMC_SMAD24 FSMC_SMADQ_14 - GPIO67 W18 SDRAM_Data_13 FSMC_BLn_1 - - Table 16. STA1080, STA1085 GPIO and alternate functions (continued) GPIO Ball ALT A ALT B ALT C DEBUG 0 |