| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA1095 bảng dữ liệu(PDF) 107 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA1095 bảng dữ liệu(HTML) 107 Page - STMicroelectronics |
|
107 / 127 page ![]() DS13319 Rev 2 107/127 STA108x, STA109x Ball list 126 F6 VDD - NA NA F7 VDD_IO - NA NA F8 VDD_IO - NA NA F9 VDD - NA NA F10 OSC32K_GND - NA NA F11 GND - NA NA F12 GND - NA NA F13 ADC2_AGND - NA NA F14 DAC_AGND - NA NA F15 ADC2_VREFP - NA NA F16 ADC0_AIN2_L - Input Input F17 ADC0_AIN2_R - Input Input F18 ADC0_AIN1_L - Input Input F19 ADC0_AIN1_R - Input Input G1 GPIO94 PU GPIO Input GPIO Input G2 GPIO95 PU GPIO Input GPIO Input G3 GPIO96 Disabled ALTB Output. Low. ALTB Output. Low. G4 GPIO97 Disabled ALTB Output. Low. ALTB Output. Low. G5 VDD - NA NA G6 VDD_IO - NA NA G7 GND - NA NA G8 GND - NA NA G9 GND - NA NA G10 GND - NA NA G11 GND - NA NA G12 GND - NA NA G13 ADC2_AVDD - NA NA G14 DAC_I/O_AGND - NA NA G15 DAC_AVDD - NA NA G16 ADC2_AIN3_YN - HighZ HighZ G17 ADC2_AIN2_YP - HighZ HighZ G18 ADC1_MICIN_P - Input Input G19 ADC1_MICIN_N - Input Input H1 GPIO98 Disabled ALTB Output. Low. ALTB Output. Low. Table 56. STA109x Ball list (continued) Ball Ball name Pull up/down RESET DIR (REMAP[1:0]=00,01,10) RESET DIR (REMAP[1:0]=11) |