công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPC560D40L1 bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện SPC560D40L1
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit MCU family built on the Power Architecture for automotive body electronics applications
PDF  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPC560D40L1 bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - STMicroelectronics

Back Button SPC560D40L1 Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics SPC560D40L1 Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics SPC560D40L1 Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics SPC560D40L1 Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics SPC560D40L1 Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics SPC560D40L1 Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics SPC560D40L1 Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics SPC560D40L1 Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics SPC560D40L1 Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 82 page
background image
Electrical characteristics
SPC560D30x, SPC560D40x
52/82
DS6494 Rev 8
Figure 10. Fast external crystal oscillator (4 to 16 MHz) timing diagram
VFXOSCOP
TFXOSCSU
VXTAL
VFXOSC
valid internal clock
90%
10%
1/fFXOSC
S_MTRANS bit (ME_GS register)
‘1’
‘0’
Table 37. Fast external crystal oscillator (4 to 16 MHz) electrical characteristics
Symbol
C
Parameter
Conditions(1)
Value
Unit
Min
Typ
Max
fFXOSC
SR —
Fast external crystal
oscillator frequency
—4.0
—
16.0
MHz
gmFXOSC
CC C
Fast external crystal
oscillator
transconductance
VDD = 3.3 V ± 10%,
PAD3V5V = 1
OSCILLATOR_MARGIN = 0
2.2
—
8.2
mA/V
CC P
VDD = 5.0 V ± 10%,
PAD3V5V = 0
OSCILLATOR_MARGIN = 0
2.0
—
7.4
CC C
VDD = 3.3 V ± 10%,
PAD3V5V = 1
OSCILLATOR_MARGIN = 1
2.7
—
9.7
CC C
VDD = 5.0 V ± 10%,
PAD3V5V = 0
OSCILLATOR_MARGIN = 1
2.5
—
9.2
VFXOSC
CC T
Oscillation amplitude at
EXTAL
fOSC = 4 MHz,
OSCILLATOR_MARGIN = 0
1.3
—
—
V
fOSC = 16 MHz,
OSCILLATOR_MARGIN = 1
1.3
—
—
VFXOSCOP CC P
Oscillation operating
point
——
0.95
V
IFXOSC(2) CC T
Fast external crystal
oscillator consumption
——
2
3
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com