công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM393AP.B bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM393AP.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM393AP.B bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button LM393AP.B Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM393AP.B Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM393AP.B Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM393AP.B Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM393AP.B Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM393AP.B Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM393AP.B Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM393AP.B Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM393AP.B Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 56 page
background image
5.12 Typical Characteristics, LMx93x and LM2903x (continued)
TA = 25°C, VS = 5V, RPULLUP = 5.1k, CL = 15pF, VCM = 0V, VUNDERDRIVE = 100mV, VOVERDRIVE = 100mV unless otherwise
noted.
Supply Voltage (V)
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
TA = 85°C
62 Channels
Figure 5-13. Input Offset Voltage vs. Supply Voltage at 85°C
Supply Voltage (V)
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
TA = 125qC
62 Channels
Figure 5-14. Input Offset Voltage vs. Supply Voltage at 125°C
Supply Voltage (V)
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
-5
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
VCM=0V
125°C
85°C
25°C
0°C
-40°C
Figure 5-15. Input Bias Current vs. Supply Voltage
Input Voltage (V)
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
-5
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
VS=5V
125°C
85°C
25°C
0°C
-40°C
Figure 5-16. Input Bias Current vs. Input Voltage at 5V
Input Voltage (V)
-0.5 0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5 10.5
-5
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
VS=12V
125°C
85°C
25°C
0°C
-40°C
Figure 5-17. Input Bias Current vs. Input Voltage at 12V
Input Voltage (V)
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
-5
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
VS=36V
125°C
85°C
25°C
0°C
-40°C
Figure 5-18. Input Bias Current vs. Input Voltage at 36V
www.ti.com
LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V
SLCS005AH – OCTOBER 1979 – REVISED APRIL 2025
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
13
Product Folder Links: LM393B LM2903B LM193 LM293 LM293A LM393 LM393A LM2903 LM2903V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com