công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4808M/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM4808M/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM4808 Low Voltage High Power Audio Power Amplifier
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM4808M/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Texas Instruments

Back Button LM4808M/NOPB Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LM4808M/NOPB Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LM4808M/NOPB Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments LM4808M/NOPB Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments LM4808M/NOPB Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments LM4808M/NOPB Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments LM4808M/NOPB Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments LM4808M/NOPB Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments LM4808M/NOPB Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 29 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
.228-.244 TYP
[5.80-6.19]
.069 MAX
[1.75]
6X .050
[1.27]
8X .012-.020
[0.31-0.51]
2X
.150
[3.81]
.005-.010 TYP
[0.13-0.25]
0 - 8
.004-.010
[0.11-0.25]
.010
[0.25]
.016-.050
[0.41-1.27]
4X (0 -15 )
A
.189-.197
[4.81-5.00]
NOTE 3
B
.150-.157
[3.81-3.98]
NOTE 4
4X (0 -15 )
(.041)
[1.04]
SOIC - 1.75 mm max height
D0008A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT
4214825/C 02/2019
NOTES:
1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches.
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed .006 [0.15] per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.
1
8
.010 [0.25]
C A B
5
4
PIN 1 ID AREA
SEATING PLANE
.004 [0.1] C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 2.800



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com