công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM3914V/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM3914V/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM3914 Dot/Bar Display Driver
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM3914V/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  LM3914V/NOPB Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM3914V/NOPB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM3914V/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM3914V/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM3914V/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM3914V/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM3914V/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM3914V/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM3914V/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 30 page
background image
LM3914
SNVS761B – JANUARY 2000 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
TYPICAL APPLICATIONS
Note: Grounding method is typical of all uses. The 2.2
μF tantalum or 10 μF aluminum electrolytic capacitor is needed
if leads to the LED supply are 6
″ or longer.
Figure 1. 0V to 5V Bar Graph Meter
2
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2000–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM3914



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com