| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TDA7561 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7561 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - STMicroelectronics |
|
22 / 27 page ![]() Software specifications TDA7561 22/27 Doc ID 8326 Rev 6 Table 11. DB4 Bit Instruction decoding bit D7 X D6 X D5 X D4 Channel RR Turn-on diagnostic (D4 = 0) Permanent diagnostic (D4 = 1) D3 Channel RR Normal load (D3 = 0) Short load (D3 = 1) D2 Channel RR Turn-on diag.: No open load (D2 = 0) Open load detection (D2 = 1) Permanent diag.:No output offset (D2 = 0) Output offset detection (D2 = 1) D1 Channel RRNo short to Vcc (D1 = 0) Short to Vcc (D1 = 1) D0 Channel RRNo short to GND (D1 = 0) Short to GND (D1 = 1) |