công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1422012 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1422012
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAC-4P-22AWG-OE-OE-542-100,0SH - Cable reel
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1422012 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  1422012 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1422012 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1422012 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1422012 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1422012 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1422012 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Technical data
Product properties
Product type
Cable by the meter
Application
Connector
Number of positions
4
Cable/line
Cable length
100 m
PVC yellow 105 °C [542]
Dimensional drawing
Cable weight
48 kg/km
UL AWM Style
2517 (105 °C / 300 V)
Number of positions
4
Shielded
yes
Cable type
PVC yellow 105 °C [542]
Conductor structure signal line
7x 0.25 mm
AWG signal line
22
Wire diameter incl. insulation
1.27 mm ±0.03 mm
External cable diameter
5.50 mm ±0.2 mm
Outer sheath, material
PVC
External sheath, color
yellow
Conductor material
Tin-plated Cu litz wires
Material wire insulation
PVC
Single wire, color
brown, blue, black, white
Overall twist
4 wires, twisted
Optical shield covering
85 %
Max. conductor resistance
max. 50.5 Ω/km (20 °C)
Insulation resistance
≥ (550 M Ohms/m @ 500V)
Nominal voltage, cable
300 V
Minimum bending radius, flexible installation
12 x D
Smallest bending radius, movable installation
66 mm
Flame resistance
FT4
Other resistance
UV resistant
Special properties
UL standards PLTC and ITC
SAC-4P-22AWG-OE-OE-542-100,0SH - Cable reel
1422012
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1422012
Oct 24, 2025, 12:37AM
Page 2 (6)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com