công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM358BAIDDFR.A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM358BAIDDFR.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Industry-Standard Dual Operational Amplifiers
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM358BAIDDFR.A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM358BAIDDFR.A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM358BAIDDFR.A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM358BAIDDFR.A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM358BAIDDFR.A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM358BAIDDFR.A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM358BAIDDFR.A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM358BAIDDFR.A Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM358BAIDDFR.A Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM358BAIDDFR.A Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 68 page
background image
VS = (V+) – (V–) = 5 V - 36 V (±2.5 V - ±18 V), TA = 25°C, VCM = VOUT = VS/2, RL = 10k connected to VS/2
(unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
IQ
Quiescent current per amplifier
VS = 5 V; IO = 0 A
TA = –40°C to +125°C
300
460
µA
IQ
Quiescent current per amplifier
VS = 36 V; IO = 0 A
800
µA
(1)
Specified by characterization only
www.ti.com
LM158, LM158A, LM258, LM258A
LM2904, LM2904B, LM2904BA, LM2904V
LM358, LM358A, LM358B, LM358BA
SLOS068AB – JUNE 1976 – REVISED OCTOBER 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
9
Product Folder Links: LM158 LM158A LM258 LM258A LM2904 LM2904B LM2904BA LM2904V LM358 LM358A LM358B LM358BA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com