công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

327043 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TE Connectivity Ltd

tên linh kiện 327043
Giải thích chi tiết về linh kiện  PLASTI-GRIP Terminals & Splices
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TEC [TE Connectivity Ltd]
Trang chủ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

327043 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TE Connectivity Ltd

  327043 Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd 327043 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd 327043 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 327043 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 327043 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 327043 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
te.com/products/plasti-grip
PLASTI-GRIP Terminals & Splices
TE Connectivity
ring tongue terminals (continued)
Wire size
Material
thickness
studsize/
Pin length
Wire Pin
standard
Part
number
Width (W)
length (l)
color
Max. Wire
insulation dia.
also available in4
remarks
aWG
mm2
inch
mm
u.s.
mm
inch
mm
inch
mm
inch
mm
Tape & Reel
Small Pack
8
6,64 - 10,50
.043
1,09
5/16
M8
52291
.587
14,91
1.696
43,08
●
.360
9,14
✔
–
C
3/8
52291-1
.587
14,91
1.696
43,08
●
.360
9,14
✔
–
C
1/2
M12
52262-1
.875
22,23
1.860
47,24
●
.330
8,38
–
–
A
6
10,5 - 16,8
.048
1,22
8
M4
52042-2
.500
12,70
1.869
47,47
●
.436
11,07
✔
–
C
10
52265
.468
11,89
1.719
43,66
●
.436
11,07
✔
✔
B
1/4
M6
52042-1
.500
12,70
1.869
47,47
●
.436
11,07
–
–
C
5/16
M8
52264
.625
15,88
1.906
48,41
●
.450
11,43
✔
–
B
3/8
52264-1
.625
15,88
1.906
48,41
●
.450
11,43
✔
–
B
1/2
M12
52350
.815
20,70
1.851
47,02
●
.436
11,07
–
–
C
4
16,8 - 26,7
.051
1,30
10
52043-2
.546
13,87
1.948
49,48
●
.450
11,43
✔
–
B
1/4
M6
52043-3
.546
13,87
1.948
49,48
●
.450
11,43
✔
–
B
5/16
M8
52266
.679
17,25
2.014
51,16
●
.515
13,08
✔
–
B
3/8
52266-4
.679
17,25
2.014
51,16
●
.450
11,43
✔
–
B
2
26,7 - 42,4
.060
1,52
1/4
M6
52267-1
.675
17,15
2.071
52,60
●
.560
14,22
–
–
B
1/4
M6
52267
.675
17,15
2.071
52,60
●
.632
16,05
–
–
B
5/16
M8
52044-1
.711
18,06
2.089
53,06
●
.632
16,05
–
–
B
3/8
52044-2
.711
18,06
2.089
53,06
●
.632
16,05
–
–
B
Multiple studsize ring tongue
22 - 16
0,26 - 1,65
.033
0,84
6 - 10
M3.5 - M5
54774-1
.325
8,26
.969
24,61
●
.125
3,18
✔
–
16 - 14
1,04 - 2,62
.033
0,84
6 - 10
M3.5 - M5
54775-1
.325
8,26
.969
24,61
●
.145
3,68
✔
–
spades: standard spade
22 - 16
0,26 - 1,65
.031
0,79
4
M2.5
165004
.218
5,54
.784
19,91
●
.160
4,06
–
✔
.033
0,84
6
M3.5
327043
.250
6,35
.858
21,79
●
.140
3,56
✔
✔
6
M3.5
320665
.297
7,54
.765
19,43
●
.140
3,56
✔
✔
8
M4
34155
.375
9,53
.920
23,37
●
.140
3,56
✔
✔
.031
0,80
8
M4
165008
.280
7,11
.831
21,11
●
.142
3,61
✔
✔
.033
0,84
10
34156
.375
9,53
.920
23,37
●
.140
3,56
✔
✔
16 - 14
1,04 - 2,62
.033
0,84
6
M3.5
322994
.297
7,54
.765
19,43
●
.145
3,68
✔
✔
6
M3.5
34165
.385
9,78
.920
23,37
●
.170
4,32
–
✔
8
M4
326741
.297
7,54
.765
19,43
●
.170
4,32
✔
✔
8
M4
34166
.385
9,78
.920
23,37
●
.170
4,32
✔
✔
.031
0,81
8
M4
165012
.250
6,40
.788
20,00
●
.195
4,95
✔
✔
.033
0,84
10
34167
.385
9,78
.920
23,37
●
.170
4,32
✔
✔
.035
0,90
M5
160171
.385
9,78
.933
23,70
●
.193
4,90
–
✔
12 - 10
2,62 - 6,64
.039
1,00
M4.5
165015
.315
8,00
1.238
31,45
●
.252
6,40
–
✔
.040
1,02
10
34176
.406
10,31
1.095
27,81
●
.230
5,84
✔
✔
.039
1,00
M5
165017
.530
13,46
1.307
33,19
●
.252
6,40
–
✔
.039
1,00
1/4
M6
165019
.530
13,46
1.307
33,19
●
.252
6,40
–
✔
W
l
l
W



Html Pages

1 2 3 4 5 6