công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF256H/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LF256H/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LFx5x JFET Input Operational Amplifiers
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LF256H/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button LF256H/NOPB Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LF256H/NOPB Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LF256H/NOPB Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LF256H/NOPB Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LF256H/NOPB Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LF256H/NOPB Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LF256H/NOPB Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments LF256H/NOPB Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments LF256H/NOPB Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 47 page
background image
LF155, LF156, LF256, LF257
LF355, LF356, LF357
www.ti.com
SNOSBH0D – MAY 2000 – REVISED NOVEMBER 2015
System Examples (continued)
Figure 40. Fast Logarithmic Converter
•
Dynamic range: 100
μA ≤ Ii ≤ 1 mA (5 decades), |VO| = 1 V/decade
•
Transient response: 3
μs for ΔIi = 1 decade
•
C1, C2, R2, R3: added dynamic compensation
•
VOS adjust the LF156 to minimize quiescent error
•
RT: Tel Labs type Q81 + 0.3%/°C
(1)
Copyright © 2000–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
21
LF156 LF256 LF356



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com